công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151V6U6DTR bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151V6U6DTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151V6U6DTR bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 121 page
background image
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
Electrical characteristics
Doc ID 17659 Rev 8
55/121
Table 18.
Current consumption in Run mode, code with data processing running from RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Typ
Max(1)
Unit
55 °C 85 °C 105 °C
IDD (Run
from
RAM)
Supply current
in Run mode,
code executed
from RAM,
Flash switched
off
fHSE = fHCLK
up to 8 MHz,
included
fHSE = fHCLK/2
above 8 MHz
(PLL ON)(2)
Range 3,
VCORE=1.2 V
VOS[1:0] = 11
1 MHz
200
300
300
300
µA
2 MHz
380
500
500
500
4 MHz
720
860
860
860(3)
Range 2,
VCORE=1.5 V
VOS[1:0] = 10
4 MHz
0.9
1
1
1
mA
8 MHz
1.65
2
2
2
16 MHz
3.2
3.7
3.7
3.7
Range 1,
VCORE=1.8 V
VOS[1:0] = 01
8 MHz
2
2.5
2.5
2.5
16 MHz
4
4.5
4.5
4.5
32 MHz
7.7
8.5
8.5
8.5
HSI clock source
(16 MHz)
Range 2,
VCORE=1.5 V
VOS[1:0] = 10
16 MHz
3.3
3.8
3.8
3.8
Range 1,
VCORE=1.8 V
VOS[1:0] = 01
32 MHz
7.8
9.2
9.2
9.2
MSI clock, 65 kHz
Range 3,
VCORE=1.2 V
VOS[1:0] = 11
65 kHz
40
60
60
80
µA
MSI clock, 524 kHz
524 kHz
110
140
140
160
MSI clock, 4.2 MHz
4.2 MHz
700
800
800
820
1.
Based on characterization, not tested in production, unless otherwise specified.
2.
Oscillator bypassed (HSEBYP = 1 in RCC_CR register).
3.
Tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com