công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L152CBT6 bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L152CBT6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L152CBT6 bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L152CBT6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32L152CBT6 Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 121 page
background image
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
Electrical characteristics
Doc ID 17659 Rev 8
99/121
6.3.19
Comparator
Table 59.
Comparator 1 characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min(1)
Typ
Max(1)
1.
Based on characterization, not tested in production.
Unit
VDDA
Analog supply voltage
1.65
3.6
V
R400K
R400K value
400
k
Ω
R10K
R10K value
10
VIN
Comparator 1 input
voltage range
0.6
VDDA
V
tSTART
Comparator startup time
7
10
µs
td
Propagation delay(2)
2.
The delay is characterized for 100 mV input step with 10 mV overdrive on the inverting input, the non-
inverting input set to the reference.
310
Voffset
Comparator offset
±3
±10
mV
dVoffset/dt
Comparator offset
variation in worst voltage
stress conditions
VDDA = 3.6 V
VIN+ = 0 V
VIN- = VREFINT
TA = 25 °C
0
1.5
10
mV/1000 h
ICOMP1
Current consumption(3)
3.
Comparator consumption only. Internal reference voltage not included.
160
260
nA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com