công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMDF7N02ZR2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MMDF7N02ZR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET 7 Amps, 20 Volts N?묬hannel SO??, Dual
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MMDF7N02ZR2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MMDF7N02ZR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MMDF7N02Z
http://onsemi.com
8
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 13. Thermal Response
Figure 14. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
t, TIME (s)
1
0.1
0.01
D = 0.5
SINGLE PULSE
1.0E−05
1.0E−04
1.0E−03
1.0E−02
1.0E−01
1.0E+00
1.0E+01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1.0E+02
1.0E+03
0.001
RθJC(t) = r(t) RθJC
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1
TJ(pk) − TC = P(pk) RθJC(t)
P(pk)
t1
t2
DUTY CYCLE, D = t1/t2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com