công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GDZ8.2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện GDZ8.2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

GDZ8.2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  GDZ8.2 Datasheet HTML 1Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 2Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 3Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 4Page - Rohm GDZ8.2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
GDZ8.2
Diodes
Rev.C
2/4
Electrical characteristics (Ta=25 C)
MARKING (Type No.)
TYPE
TYPE NO.
GDZ
3.9
LA
GDZ
4.7
AA
GDZ
5.1
DA
GDZ
5.6
EA
GDZ
6.2
FA
GDZ
6.8
HA
GDZ
7.5
JA
GDZ
8.2
KA
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
GDZ 3.9
3.740
4.160
5.0
5.0
1.0
GDZ 4.7
4.420
4.900
5.0
2.0
1.0
GDZ 5.1
4.840
5.370
5.0
2.0
1.5
GDZ 5.6
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
GDZ 6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
3.0
GDZ 6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
GDZ 7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
4.0
GDZ 8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
(1)The zener voltage(Vz) is measured 40ms after power is supplied.
TYP.
Symbol
Reverse current
IR( A
Zener voltage Vz(V)



Html Pages

1 2 3 4 5