| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL431ACD bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL431ACD bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 21 page ![]() Package mechanical data TL431, TL432 16/21 Doc ID 4467 Rev 11 4.5 SOT23-5 package information Figure 28. SOT23-5 package mechanical drawing Table 10. SOT23-5 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.45 0.035 0.057 A1 0.15 0.006 A2 0.90 1.30 0.035 0.051 b 0.35 0.50 0.014 0.020 c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 2.80 3.05 0.110 0.120 E 1.50 1.75 0.059 0.069 e 0.95 0.037 H 2.60 3.00 0.102 0.118 L 0.10 0.60 0.004 0.024 θ 0 degrees 10 degrees 7049676_I |