công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV822AIST bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LMV822AIST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low power, high accuracy, general-purpose operational amplifier
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LMV822AIST bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button LMV822AIST Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics LMV822AIST Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 32 page
background image
Package information
LMV82x, LMV82xA
26/32
Doc ID 022467 Rev 3
5.8
TSSOP16 package information
Figure 32. TSSOP16 package mechanical drawing
b
Table 17.
TSSOP16 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A1.20
0.047
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
0.80
1.00
1.05
0.031
0.039
0.041
b
0.19
0.30
0.007
0.012
c
0.09
0.20
0.004
0.008
D
4.90
5.00
5.10
0.193
0.197
0.201
E
6.20
6.40
6.60
0.244
0.252
0.260
E1
4.30
4.40
4.50
0.169
0.173
0.177
e
0.65
0.0256
k0 °
8 °
0 °
8 °
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1.00
0.039
aaa
0.10
0.004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com