công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95160 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95160
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95160 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics

Back Button M95160_13 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M95160_13 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 46 page
background image
M95160 M95160-W M95160-R M95160-F
DC and AC parameters
Doc ID 022580 Rev 3
27/46
9
DC and AC parameters
This section summarizes the operating conditions and the DC/AC characteristics of the
device.
Table 8.
Operating conditions (M95160, device grade 6)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
4.5
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–40
85
°C
Table 9.
Operating conditions (M95160-W, device grade 6)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
2.5
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–40
85
°C
Table 10.
Operating conditions (M95160-R, device grade 6)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
1.8
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–40
85
°C
Table 11.
Operating conditions (M95160-F, device grade 6)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
1.7
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–40
85
°C
Table 12.
AC measurement conditions
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
CL
Load capacitance
30
pF
Input rise and fall times
50
ns
Input pulse voltages
0.2 VCC to 0.8 VCC
V
Input and output timing reference voltages
0.3 VCC to 0.7 VCC
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com