công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A3P015-2CS100Y bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện A3P015-2CS100Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
PDF  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

A3P015-2CS100Y bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Microsemi Corporation

Back Button A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 77Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 78Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 79Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 80Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 81Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 82Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 83Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 84Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100Y Datasheet HTML 85Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 220 page
background image
ProASIC3 Flash Family FPGAs
Revision 13
2-67
Timing Characteristics
Table 2-93 • Minimum and Maximum DC Input and Output Levels
DC Parameter
Description
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Units
VCCI
Supply Voltage
3.0
3.3
3.6
V
VOL
Output Low Voltage
0.96
1.27
1.06
1.43
1.30
1.57
V
VOH
Output High Voltage
1.8
2.11
1.92
2.28
2.13
2.41
V
VIL, VIH
Input Low, Input High Voltages
0
3.6
0
3.6
0
3.6
V
VODIFF
Differential Output Voltage
0.625
0.97
0.625
0.97
0.625
0.97
V
VOCM
Output Common-Mode Voltage
1.762
1.98
1.762
1.98
1.762
1.98
V
VICM
Input Common-Mode Voltage
1.01
2.57
1.01
2.57
1.01
2.57
V
VIDIFF
Input Differential Voltage
300
300
300
mV
Table 2-94 • AC Waveforms, Measuring Points, and Capacitive Loads
Input Low (V)
Input High (V)
Measuring Point* (V)
1.64
1.94
Cross point
Note: *Measuring point = Vtrip. See Table 2-22 on page 2-21 for a complete table of trip points.
Table 2-95 • LVPECL
Commercial-Case Conditions: TJ = 70°C, Worst-Case VCC = 1.425 V, Worst-Case VCCI = 3.0 V
Speed Grade
tDOUT
tDP
tDIN
tPY
Units
Std.
0.66
1.80
0.04
1.40
ns
–1
0.56
1.53
0.04
1.19
ns
–2
0.49
1.34
0.03
1.05
ns
Note: For specific junction temperature and voltage supply levels, refer to Table 2-6 on page 2-6 for derating values.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com