công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F100RCT6BTR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F100RCT6BTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F100RCT6BTR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32F100RCT6BTR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 98 page
background image
STM32F100xC, STM32F100xD, STM32F100xE
Pinouts and pin descriptions
Doc ID 15081 Rev 7
31/98
PF14
A8
-
PF15
A9
-
PG0
A10
-
PG1
A11
-
PE7
D4
DA4
Yes
PE8
D5
DA5
Yes
PE9
D6
DA6
Yes
PE10
D7
DA7
Yes
PE11
D8
DA8
Yes
PE12
D9
DA9
Yes
PE13
D10
DA10
Yes
PE14
D11
DA11
Yes
PE15
D12
DA12
Yes
PD8
D13
DA13
Yes
PD9
D14
DA14
Yes
PD10
D15
DA15
Yes
PD11
A16
A16
Yes
PD12
A17
A17
Yes
PD13
A18
A18
Yes
PD14
D0
DA0
Yes
PD15
D1
DA1
Yes
PG2
A12
-
PG3
A13
-
PG4
A14
-
PG5
A15
-
PG6
-
PG7
-
PD0
D2
DA2
Yes
PD1
D3
DA3
Yes
PD3
CLK
CLK
Yes
PD4
NOE
NOE
Yes
PD5
NWE
NWE
Yes
PD6
NWAIT
NWAIT
Yes
Table 5.
FSMC pin definition (continued)
Pins
FSMC
LQFP100(1)
NOR/PSRAM/SRAM
NOR/PSRAM Mux



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com