công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A3P015-2CS100 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện A3P015-2CS100
Giải thích chi tiết về linh kiện  ProASIC3 Flash Family FPGAs with Optional Soft ARM Support
PDF  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

A3P015-2CS100 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Microsemi Corporation

Back Button A3P015-2CS100 Datasheet HTML 35Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 36Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 37Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 38Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 39Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 40Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 41Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 42Page - Microsemi Corporation A3P015-2CS100 Datasheet HTML 43Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 220 page
background image
ProASIC3 Flash Family FPGAs
Revision 13
2-25
Detailed I/O DC Characteristics
Table 2-27 • Input Capacitance
Symbol
Definition
Conditions
Min.
Max.
Units
CIN
Input capacitance
VIN = 0, f = 1.0 MHz
8
pF
CINCLK
Input capacitance on the clock pin
VIN = 0, f = 1.0 MHz
8
pF
Table 2-28 • I/O Output Buffer Maximum Resistances1
Applicable to Advanced I/O Banks
Standard
Drive Strength
RPULL-DOWN ()2
RPULL-UP ()3
3.3 V LVTTL / 3.3 V LVCMOS
2 mA
100
300
4 mA
100
300
6 mA
50
150
8 mA
50
150
12 mA
25
75
16 mA
17
50
24 mA
11
33
3.3 V LVCMOS Wide Range4
100 µA
Same as regular
3.3 V LVCMOS
Same as regular
3.3 V LVCMOS
2.5 V LVCMOS
2 mA
100
200
4 mA
100
200
6 mA
50
100
8 mA
50
100
12 mA
25
50
16 mA
20
40
24 mA
11
22
1.8 V LVCMOS
2 mA
200
225
4 mA
100
112
6 mA
50
56
8 mA
50
56
12 mA
20
22
16 mA
20
22
1.5 V LVCMOS
2 mA
200
224
4 mA
100
112
6 mA
67
75
8 mA
33
37
12 mA
33
37
3.3 V PCI/PCI-X
Per PCI/PCI-X
specification
25
75
Notes:
1. These maximum values are provided for informational reasons only. Minimum output buffer resistance
values depend on VCCI, drive strength selection, temperature, and process. For board design
considerations and detailed output buffer resistances, use the corresponding IBIS models located at
http://www.microsemi.com/soc/download/ibis/default.aspx.
2. R(PULL-DOWN-MAX) = (VOLspec) / IOLspec
3. R(PULL-UP-MAX) = (VCCImax – VOHspec) / IOHspec
4. All LVCMOS 3.3 V software macros support LVCMOS 3.3 V wide range as specified in the JESD-8B
specification.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com