công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DLP2AD bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện DLP2AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD/BLOCK Type EMI Suppression Filters
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

DLP2AD bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Back Button DLP2AD Datasheet HTML 32Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 33Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 34Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 35Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 36Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 37Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 38Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 39Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. DLP2AD Datasheet HTML 40Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 40 page
background image
!Note • Please read rating and !CAUTION (for storage, operating, rating, soldering, mounting and handling) in this catalog to prevent smoking and/or burning, etc.
• This catalog has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.
C31E.pdf
Mar.28,2011
183
Chip Common Mode Choke Coil
PL p
Minimum Quantity and Dimensions of 24mm Width Embossed Tape
Part Number
Cavity Size (mm)
Minimum Qty. (pcs.)
PLT10H
Direction of Feed
Dimension of the cavity is measured at the bottom side.
ø178mm Reel
d
c
b
a
ø330mm Reel
Bulk
13.5
6.5
9.4
0.5
125
50
500
(in mm)
Packaging
12.0
±0.1
4.0
±0.1
2.0
±0.1
ø1.5
+0.1
–0
b
c
d



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com