công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCMP553BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCMP553BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply High Speed PECL/LVPECL Comparators
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCMP553BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADCMP553BRMZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
Data Sheet
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553
Rev. A | Page 15 of 16
Figure 27. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
Branding
ADCMP551BRQ
−40°C to +85°C
16-Lead Shrink Small Outline Package [QSOP]
RQ-16
ADCMP551BRQZ
−40°C to +85°C
16-Lead Shrink Small Outline Package [QSOP]
RQ-16
ADCMP551BRQZ-REEL7
−40°C to +85°C
16-Lead Shrink Small Outline Package [QSOP]
RQ-16
EVAL-ADCMP551BRQZ
Evaluation Board
ADCMP552BRQ
−40°C to +85°C
20-Lead Shrink Small Outline Package [QSOP]
RQ-20
ADCMP552BRQZ
−40°C to +85°C
20-Lead Shrink Small Outline Package [QSOP]
RQ-20
EVAL-ADCMP552BRQZ
Evaluation Board
ADCMP553BRMZ
−40°C to +85°C
8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
RM-8
BR53
EVAL-ADCMP553BRMZ
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
6°
0°
0.80
0.55
0.40
4
8
1
5
0.65 BSC
0.40
0.25
1.10 MAX
3.20
3.00
2.80
COPLANARITY
0.10
0.23
0.09
3.20
3.00
2.80
5.15
4.90
4.65
PIN 1
IDENTIFIER
15° MAX
0.95
0.85
0.75
0.15
0.05



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com