công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD9835SDZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD9835SDZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 MHz Direct Digital Synthesizer, Waveform Generator
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD9835SDZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD9835SDZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
AD9835
Data Sheet
Rev. A | Page 4 of 28
IOUT
COMP
REFIN
FS
ADJUST
REFOUT
12
AD9835
ON-BOARD
REFERENCE
10-BIT DAC
SIN
ROM
FULL-SCALE
CONTROL
300Ω
50pF
RSET
3.9kΩ
10nF
10nF
AVDD
Figure 2. Test Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com