công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC9446ACR2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện MPC9446ACR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V and 2.5V, LVCMOS Clock Fanout Buffer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

MPC9446ACR2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Integrated Device Technology

  MPC9446ACR2 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology MPC9446ACR2 Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
MPC9446 REVISION 5 DECEMBER 21, 2012
2
©2012 Integrated Device Technology, Inc.
MPC9446 Data Sheet
3.3V AND 2.5V LVCMOS CLOCK FANOUT BUFFER
Figure 1. MPC9446 Logic Diagram
Figure 2. Pinout: 32-Lead Package Pinout (Top View)
0
1
0
1
0
1
0
1
CLK
 2
CLK
MR/OE
CCLK0
CCLK1
FSELA
FSELB
FSELC
CCLK_SEL
QA0
QA1
QA2
QB0
QB1
QB2
QC0
QC1
QC2
QC3
Bank A
Bank B
Bank C
25k
25k
25k
25k
25k
25k
25k
VCC
VCC
VCCA
QA2
GND
QA1
VCCA
QA0
GND
QC3
GND
QC2
VCCC
QC1
GND
25
26
27
28
29
30
31
32
15
14
13
12
11
10
9
12
3
4
5
6
78
24
23
22
21
20
19
18
17
16
MPC9446
VCCB is internally connected to VCC
QC0
VCCC
MR/OE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com