công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF11-22SCF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Hirose Electric

tên linh kiện DF11-22SCF
Giải thích chi tiết về linh kiện  2mm Double-Row Connector (Product Compliant to UL/CSA Standard)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

DF11-22SCF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Hirose Electric

Back Button DF11-22SCF Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 7Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 8Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 9Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 10Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 11Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 12Page - Hirose Electric DF11-22SCF Datasheet HTML 13Page - Hirose Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
111
DF11 Seriesq2mm Double-Row Connector (Product Compliant to UL/CSA Standard)
sIn-line Plug
sIn-line Plug Panel Cutouts
Note1: Please use the non-radius side for the panel hooking area.
Note2: Applicable panel thicknessing is 1.6 to 1.0mm (A slight deviation will occur for the thickness except for 1.6 and 1.2mm.)
Photo: Contact insertion status
Part Number
CL No.
Unit: mm
DF11- 4DEP-2C
DF11- 6DEP-2C
DF11- 8DEP-2C
DF11-10DEP-2C
DF11-12DEP-2C
DF11-14DEP-2C
DF11-16DEP-2C
DF11-18DEP-2C
DF11-20DEP-2C
DF11-22DEP-2C
DF11-24DEP-2C
DF11-26DEP-2C
DF11-28DEP-2C
DF11-30DEP-2C
DF11-32DEP-2C
543-0619-5
543-0620-4
543-0621-7
543-0622-0
543-0623-2
543-0624-5
543-0625-8
543-0626-0
543-0627-3
543-0628-6
543-0629-9
543-0630-8
543-0631-0
543-0632-3
543-0633-6
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0
37.0
39.0
9.2
11.2
13.2
15.2
17.2
19.2
21.2
23.2
25.2
27.2
29.2
31.2
33.2
35.2
37.2
Number of Contacts
A
B
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
C
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
D
9.4
11.4
13.4
15.4
17.4
19.4
21.4
23.4
25.4
27.4
29.4
31.4
33.4
35.4
37.4
E
6.3
8.3
10.3
12.3
14.3
16.3
18.3
20.3
22.3
24.3
26.3
28.3
30.3
32.3
34.3
F
Note1: Delivered per bag unit (100 pcs.). Please order products per bag unit.
The product information in this catalog is for reference only. Please request the Engineering Drawing for the most current and accurate design information.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com