công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM3BT-DSF-PEJS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Hirose Electric

tên linh kiện DM3BT-DSF-PEJS
Giải thích chi tiết về linh kiện  microSD Card Connectors
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

DM3BT-DSF-PEJS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Hirose Electric

Back Button DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 3Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 4Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 7Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 8Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 9Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 10Page - Hirose Electric DM3BT-DSF-PEJS Datasheet HTML 11Page - Hirose Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
DM3 Series
●microSD™ Card Connectors
10
Lead section (400mm min.)
Mounting section
End section
Top cover tape
Blank section
(100mm min.)
Embossed carrier tape
Blank section
(160mm min.)
24.4
Unreeling direction
■Packaging Specifications
Unreeling direction
2
16
P= 4
● Embossed carrier tape dimensions (2,000pieces per reel)
● Reel Dimensions
All dimensions: mm
The product information in this catalog is for reference only. Please request the Engineering Drawing for the most current and accurate design information.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com