| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN74LS00DBR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN74LS00DBR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
|
3 / 25 page ![]() SN5400, SN54LS00, SN54S00 SN7400, SN74LS00, SN74S00 QUADRUPLE 2INPUT POSITIVENAND GATES SDLS025B − DECEMBER 1983 − REVISED OCTOBER 2003 3 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 schematic ’00 GND Y 130 Ω VCC 4 k Ω A 1.6 k Ω 1 k Ω B VCC Resistor values shown are nominal. Y GND 3 k Ω 4 k Ω 120 Ω 8 k Ω 20 k Ω 1.5 k Ω 12 k Ω A B 2.8 k Ω 900 Ω B A 500 Ω 250 Ω 3.5 k Ω ’LS00 ’S00 VCC Y GND 50 Ω |