công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G19GV bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G19GV
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-of-2 decoder/demultiplexer
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G19GV bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G19GV Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GV Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
74LVC1G19
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 6 December 2011
9 of 18
NXP Semiconductors
74LVC1G19
1-of-2 decoder/demultiplexer
13. Package outline
Fig 7.
Package outline SOT363 (SC-88)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT363
SC-88
wB
M
bp
D
e1
e
pin 1
index
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
13
2
4
5
6
Plastic surface-mounted package; 6 leads
SOT363
UNIT
A1
max
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qy
w
v
mm
0.1
0.30
0.20
2.2
1.8
0.25
0.10
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
0.25
0.15
A
1.1
0.8
04-11-08
06-03-16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com