| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM339AN. bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM339AN. bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 19 page ![]() Package information LM139, LM239, LM339 12/19 Doc ID 2159 Rev 3 6.1 DIP14 package information Figure 22. DIP14 package mechanical drawing Table 4. DIP14 package mechanical data Dimensions Ref. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.21 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.11 0.13 0.19 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.04 0.06 0.07 c 0.20 0.25 0.36 0.007 0.009 0.01 D 18.67 19.05 19.69 0.73 0.75 0.77 E 7.62 7.87 8.26 0.30 0.31 0.32 E1 6.10 6.35 7.11 0.24 0.25 0.28 e2.54 0.10 e1 15.24 0.60 eA 7.62 0.30 eB 10.92 0.43 L 2.92 3.30 3.81 0.11 0.13 0.15 |