công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT66F017L bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT66F017L
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.9V Battery Flash A/D Type 8-Bit MCU
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT66F017L bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT66F017L Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F017L Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 128 page
background image
Rev. 1.00
�8
���� 0�� �01�
Rev. 1.00
�9
���� 0�� �01�
HT66F016L/HT66F017L
0.9V Battery Flash A/D Type 8-Bit MCU
LVRC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
LVS7
LVS6
LVS5
LVS�
LVS�
LVS�
LVS1
LVS0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
1
0
1
0
1
0
1
Bit7~0
LVS7~LVS0:LVRVoltageSelect
01010101B:1.8V(default)
00110011B:2.0V
10011001B:2.4V
10101010B:2.7V
Anyothervalue:GeneratesMCUreset–LVRCregisterisresettoPORvalue
Whenanactuallowvoltageconditionoccurs,asspecifiedbyoneofthefourdefined
LVRvoltagevaluesabove,anMCUresetwillbegenerated.Theresetoperationwill
beactivatedafter2~3LIRCclockcycles.Inthissituationtheregistercontentswill
remainthesameaftersucharesetoccurs.
Anyregistervalue,otherthanthefourdefinedLVRvaluesabove,willalsoresultin
thegenerationofanMCUreset.Theresetoperationwillbeactivatedafter2~3LIRC
clockcycles.HoweverinthissituationtheregistercontentswillberesettothePOR
value.
CTRL Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
FSYSON
—
—
—
—
LVRF
LRF
WRF
R/W
R/W
—
—
—
—
R/W
R/W
R/W
POR
0
—
—
—
—
x
0
0
″x″unknown
Bit7
FSYSON:fSYSControlinIDLEMode
Describeelsewhere.
Bit6~3
Unimplemented,readas“0”
Bit2
LVRF:LVRfunctionresetflag
0:Notoccur
1:Occurred
Thisbitissetto1whenaspecificLowVoltageResetsituationconditionoccurs.This
bitcanonlybeclearedto0bytheapplicationprogram.
Bit1
LRF:LVRControlregistersoftwareresetflag
0:Notoccur
1:Occurred
Thisbitissetto1iftheLVRCregistercontainsanynondefinedLVRvoltageregistervalues.
Thisineffectactslikeasoftwareresetfunction.Thisbitcanonlybeclearedto0bythe
applicationprogram.
Bit0
WRF:WDTControlregistersoftwareresetflag
Describeelsewhere.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com