công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HDC350P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HITRON ELECTRONICS CORPORTION

tên linh kiện HDC350P
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-36VDC INPUT RANGE DC-DC CONVERTER HOT-SWAP CompactPCI
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITRON [HITRON ELECTRONICS CORPORTION]
Trang chủ  http://www.hitron-e.com
Logo HITRON - HITRON ELECTRONICS CORPORTION

HDC350P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HITRON ELECTRONICS CORPORTION

  HDC350P Datasheet HTML 1Page - HITRON ELECTRONICS CORPORTION HDC350P Datasheet HTML 2Page - HITRON ELECTRONICS CORPORTION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
-120-
OUTPUT VOLTAGE / CURRENT RATINGS CHART
MECHANICAL DIMENSIONS: MM [INCHES]
WEIGHT: 1.72kg (3.78 lb.)
QUAD OUTPUT
MAIN +VO1 @★⊙#≡
AUX. +VO2 @★⊙#≡
AUX. +VO3 ▲@★⊙#≡
AUX. –VO4 ▲@★⊙
MODEL NO.
Min. Typ. Volt. Max Pk. Min. Typ. Volt. Max Pk. Min. Typ. Volt. Max Pk. Min. Typ. Volt. Max Pk.
HDC350P-24B-490
0A 33A +5V 50A 50A
0A
33A +3.3V 50A 50A 0A
7A
+12V
9A 10A 0A
2A -12V 4A
5A
Symbol: "★" OVP built-in. "@" Adjustable. "#" Remote sensing. "≡" Active Load Sharing.
"⊙" Installed with Or-ing diode. "▲" Magnetic Amplifier.
Remark: Peak load less than 60sec. with duty cycle <10%.
Max. load is the continuous operating load of each rail. But the max. load of each rail can't be drawn from all outputs at the same time.
Total Max, Power of VO1 and VO2 must be less than 300Watt.
INPUT & OUTPUT CONNECTORS PIN ASSIGNMENT
DC
INPUT
QUAD OUTPUT
STATUS/CONTROL
ASSIGNMENT
+Vin -Vin
G
VO1
VO1
S+
VO1
S-
VO1
Adj.
VO1
C.S.
VO2
VO2
S+
VO2
Adj.
VO2
C.S.
VO3
VO3
S+
VO3
C.S
VO4
DC COM
EN#
DEG# INH# FAL#
CNTR &PIN #
46
47
45
1,2,
3,4
30
34
29
35
13,14,
15,16,
17,18
33
32
41
20
36
44
21
5,6,7,8,9,
10,11,12,
19,24
27
38
39
42
Mating connector: PCIH47F400A1.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com