| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F030K6 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F030K6 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 88 page ![]() Table 13. Alternate functions selected through GPIOB_AFR registers for port B Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 PB0 EVENTOUT TIM3_CH3 TIM1_CH2N - PB1 TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N - PB2 - - - - PB3 SPI1_SCK EVENTOUT - - PB4 SPI1_MISO TIM3_CH1 EVENTOUT - PB5 SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM16_BKIN I2C1_SMBA PB6 USART1_TX I2C1_SCL TIM16_CH1N - PB7 USART1_RX I2C1_SDA TIM17_CH1N - PB8 - I2C1_SCL TIM16_CH1 - PB9 IR_OUT I2C1_SDA TIM17_CH1 EVENTOUT PB10 - I2C1_SCL(1) 1. This feature is available on STM32F030x6 and STM32F030x4 devices only. -- I2C2_SCL(2) 2. This feature is available on STM32F030x8 devices only. PB11 EVENTOUT I2C1_SDA(1) -- I2C2_SDA(2) PB12 SPI1_NSS(1) EVENTOUT TIM1_BKIN - SPI2_NSS(2) PB13 SPI1_SCK(1) - TIM1_CH1N - SPI2_SCK(2) PB14 SPI1_MISO(1) TIM15_CH1(2) TIM1_CH2N - SPI2_MISO(2) PB15 SPI1_MOSI(1) TIM15_CH2(2) TIM1_CH3N TIM15_CH1N(2) SPI2_MOSI(2) |