công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACST1235-7G bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ACST1235-7G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Overvoltage protected AC switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ACST1235-7G bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button ACST1235-7G Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ACST1235-7G Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Package information
ACST12
10/13
Doc ID 15238 Rev 4
4
Package information
●
Epoxy meets UL94, V0
●
Recommended torque (TO-220AB): 0.4 to 0.6 N·m
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Table 6.
TO-220AB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com