công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM25101ASDX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM25101ASDX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM25101A/B/C 3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM25101ASDX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM25101ASDX/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TEMPERATURE (
oC)
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
IDDO
IHBO
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (kHz)
100
1000
10000
100000
VDD = 12V
CL = 4400 pF
CL = 1000 pF
CL = 0 pF
0
2
4
6
8
10
12
OUTPUT VOLTAGE (V)
0.0
3.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
VDD = 12V
0
2
4
6
8
10
12
OUTPUT VOLTAGE (V)
0.0
3.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
VDD = 12V
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VDD (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VDD (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
LM25101A, LM25101B, LM25101C
www.ti.com
SNVS859B – JULY 2012 – REVISED APRIL 2013
Typical Performance Characteristics
Peak Sourcing Current
Peak Sinking Current
vs
vs
VDD
VDD
Figure 1.
Figure 2.
Sink Current
Source Current
vs
vs
Output Voltage
Output Voltage
Figure 3.
Figure 4.
LM25101A/B/C IDD
Operating Current
vs
vs
Frequency
Temperature
Figure 5.
Figure 6.
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM25101A LM25101B LM25101C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com