công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU4331F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện BU4331F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4331F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  BU4331F Datasheet HTML 1Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 2Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 4Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 5Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 6Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 7Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 8Page - Rohm BU4331F Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Datasheet
2/13
BU42xx series
BU43xx series
TSZ02201-0R7R0G300050-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
22.May.2013 Rev.006
www.rohm.com
TSZ22111
・
15
・
001
●
Ordering Information
(Unit : mm)
SOP4
0.05
1.3
2.0
±0.2
1
2
4
3
4°
+6°
–4°
0.13
+0.05
–0.03
0.32
+0.05
–0.04
0.42
+0.05
–0.04
S
0.1
S
(Unit : mm)
VSOF5
4
3
1.0
±0.05
1
0.22
±0.05
0.5
5
1.6
±0.05
0.13
±0.05
2
(Unit : mm)
SSOP5
2.9
±0.2
0.13
4°
+6°
−4°
+0.05
−0.03
0.42
+0.05
−0.04
0.95
5
4
1
2
3
0.1
Direction of feed
Reel
∗Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Embossed carrier tape
Tape
Quantity
Direction
of feed
The direction is the 1pin of product is at the upper right when you hold
reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand
3000pcs
TR
(
)
1pin
B
U
x
x
x
x
x
-
T
R
Part
Output
Type
Reset
Voltage
Value
Package
Packaging
and
Number
42
:
Open
Drain
09
:
0.9V
G
:
SSOP5
forming
specification
43
:
CMOS
0.1V
step
F
:
SOP4
TR
:
Embossed
tape
48
:
4.8V
FVE
:
VSOF5
and
reel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com