công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSC014NE2LSI bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BSC014NE2LSI
Giải thích chi tiết về linh kiện  n-Channel Power MOSFET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BSC014NE2LSI bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BSC014NE2LSI Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BSC014NE2LSI Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
OptiMOS™ Power-MOSFET
BSC014NE2LSI
Electrical characteristics diagrams
Final Data Sheet
8
2.1, 2011-09-08
Table 14
13 Avalanche characteristics
14 Typ. gate charge
I
AS=f(tAV); RGS=25 Ω; parameter: Tj(start)
V
GS=f(Qgate); ID=30 A pulsed; parameter: VDD
Table 15
15 Typ. drain-source leakage current
16 Gate charge waveforms
I
DSS=f(VDS); VGS=0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com