công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74FCT164245TPVG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện IDT74FCT164245TPVG
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

IDT74FCT164245TPVG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Integrated Device Technology

  IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology IDT74FCT164245TPVG Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
8
INDUSTRIALTEMPERATURERANGE
IDT74FCT164245T
FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR
ORDERING INFORMATION
XX
Temp. Range
FCT
XX
Family
XXXX
Device Type
X
Package
PVG
PAG
245T
Shrink Small Outline Package - Green
Thin Shrink Small Outline Package - Green
16-Bit Bidirectional 3.3 Volt to 5 Volt Translator
74
40 C to +85 C
164
Double-Density
CORPORATE HEADQUARTERS
for SALES:
for Tech Support:
6024 Silver Creek Valley Road
800-345-7015 or 408-284-8200
logichelp@idt.com
San Jose, CA 95138
fax: 408-284-2775
www.idt.com
Datasheet Document History
09/28/09 Pg. 8
Updated the ordering information by removing the "IDT" notation and non RoHS part.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com