| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VN380 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN380 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.6 0.8 0.024 0.031 F1 0.9 0.035 G 2.41 2.54 2.67 0.095 0.100 0.105 G1 4.91 5.08 5.21 0.193 0.200 0.205 G2 7.49 7.62 7.8 0.295 0.300 0.307 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 16.97 0.668 L1 14.92 0.587 L2 21.54 0.848 L3 22.62 0.891 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 M 2.8 0.110 M1 5.08 0.200 Dia 3.65 3.85 0.144 0.152 P023A HEPTAWATT (VERTICAL) MECHANICAL DATA VN380 7/9 |