công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM27C010-150PC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rochester Electronics

tên linh kiện AM27C010-150PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Megabit ( 128 K x 8-Bit ) CMOS EPROM Speed options as fast as 45 ns
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROCHESTER [Rochester Electronics]
Trang chủ  http://www.rocelec.com/
Logo ROCHESTER - Rochester Electronics

AM27C010-150PC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rochester Electronics

  AM27C010-150PC Datasheet HTML 1Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 2Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 3Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 4Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 5Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 6Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 7Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 8Page - Rochester Electronics AM27C010-150PC Datasheet HTML 9Page - Rochester Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
AM27C010
Specification Number AM27C010-CIM (A) REV A
Page 2 of 9
Rochester Part Number
AMD Part Number
Package
Temperature
AM27C010-45DC
AM27C010-45DC
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-45DC5
AM27C010-45DC5
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-45DC5B
AM27C010-45DC5B
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-45DCB
AM27C010-45DCB
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-45DI
AM27C010-45DI
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-45DI5
AM27C010-45DI5
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-45DI5B
AM27C010-45DI5B
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-45DIB
AM27C010-45DIB
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-45EC
AM27C010-45EC
TSSOP-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-45EC5
AM27C010-45EC5
TSSOP-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-45EI
AM27C010-45EI
TSSOP-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-45EI5
AM27C010-45EI5
TSSOP-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-45JC
AM27C010-45JC
LDCC-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-45JC5
AM27C010-45JC5
LDCC-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-45JI
AM27C010-45JI
LDCC-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-45JI5
AM27C010-45JI5
LDCC-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-45PC
AM27C010-45PC
PDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-45PC5
AM27C010-45PC5
PDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-45PI
AM27C010-45PI
PDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-45PI5
AM27C010-45PI5
PDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-55DC
AM27C010-55DC
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-55DCB
AM27C010-55DCB
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-55DI
AM27C010-55DI
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-55DIB
AM27C010-55DIB
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-55EC
AM27C010-55EC
TSSOP-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-55EI
AM27C010-55EI
TSSOP-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-55JC
AM27C010-55JC
LDCC-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-55JI
AM27C010-55JI
LDCC-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-55PC
AM27C010-55PC
PDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-55PI
AM27C010-55PI
PDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-70DC
AM27C010-70DC
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-70DCB
AM27C010-70DCB
CDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-70DI
AM27C010-70DI
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-70DIB
AM27C010-70DIB
CDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-70EC
AM27C010-70EC
TSSOP-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-70EI
AM27C010-70EI
TSSOP-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-70JC
AM27C010-70JC
LDCC-32, Plastic
0° to +70°C
AM27C010-70JI
AM27C010-70JI
LDCC-32, Plastic
-40° to +85°C
AM27C010-70LC
AM27C010-70LC
LLCC-32, Ceramic
0° to +70°C
AM27C010-70LCB
AM27C010-70LCB
LLCC-32, Ceramic
0° to +70°C
AM27C010-70LI
AM27C010-70LI
LLCC-32, Ceramic
-40° to +85°C
AM27C010-70LIB
AM27C010-70LIB
LLCC-32, Ceramic
-40° to +85°C
AM27C010-70PC
AM27C010-70PC
PDIP-32
0° to +70°C
AM27C010-70PI
AM27C010-70PI
PDIP-32
-40° to +85°C
AM27C010-90DC
AM27C010-90DC
CDIP-32
0° to +70°C
Rochester Ordering Guide



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com