công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMMBAT43 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TMMBAT43
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TMMBAT43 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TMMBAT43 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TMMBAT43 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TMMBAT43 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TMMBAT43 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
* Pulse test: tp
≤ 300µs δ < 2%.
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VBR
Tj = 25
°CIR = 100µA
30
V
VF*
Tj = 25
°C
IF = 200mA
All Types
1
V
Tj = 25
°C
IF = 10mA
BAT 42
0.4
Tj = 25
°C
IF = 50mA
0.65
Tj = 25
°C
IF = 2mA
BAT 43
0.26
0.33
Tj = 25
°C
IF = 15mA
0.45
IR*
Tj = 25
°C
VR = 25V
0.5
µA
Tj = 100
°C
100
STATIC CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
C
Tj = 25
°CVR = 1V
f = 1MHz
7pF
trr
Tj = 25
°CIF = 10mA IR = 10mA irr = 1mA
RL = 100
5ns
η
Tj = 25
°CRL = 15KΩ CL = 300pF f = 45MHz Vi = 2V
80
%
DYNAMIC CHARACTERISTICS
2/4
Figure 1. Forward current versus forward
voltage at different temperatures (typical
values).
Figure 2. Forward current versus forward
voltage (typical values).
TMMBAT 42/TMMBAT 43



Html Pages

1 2 3 4