công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MRF21030LR5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MRF21030LR5
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Power Field Effect Transistors N--Channel Enhancement--Mode Lateral MOSFETs
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MRF21030LR5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MRF21030LR5 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MRF21030LR5 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
MRF21030LR3 MRF21030LSR3
5
RF Device Data
Freescale Semiconductor
f
MHz
Zsource
Ω
Zload
Ω
2110
2140
2170
15.3 -- j9.4
14.3 -- j8.8
14.6 -- j9.4
3.7 -- j0.78
3.4 -- j0.37
3.0 + j0.13
VDD =28 V,IDQ = 250 mA, Pout = 30 W PEP
Figure 9. Series Equivalent Source and Load Impedance
Zo =25 Ω
f = 2110 MHz
f = 2170 MHz
f = 2110 MHz
f = 2170 MHz
Zsource
Zload
Zsource = Test circuit impedance as measured from
gate to ground.
Zload
= Test circuit impedance as measured
from drain to ground.
Z source
Z load
Input
Matching
Network
Device
Under Test
Output
Matching
Network



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com