công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGSF1N03LT3G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MGSF1N03LT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET 30 V, 2.1 A, Single N?묬hannel, SOT??3
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MGSF1N03LT3G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MGSF1N03LT3G Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MGSF1N03LT3G Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MGSF1N03LT3G Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MGSF1N03LT3G Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MGSF1N03LT3G Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MGSF1N03L, MVGSF1N03L
http://onsemi.com
3
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 3. On−Resistance versus Drain Current
Figure 4. On−Resistance versus Drain Current
Figure 5. On−Resistance Variation with Temperature
0.001
0.1
1
Figure 6. Gate Charge
VSD, DIODE FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
Figure 7. Body Diode Forward Voltage
0
0.1
0.2
0.3
0.9
0.01
0.4
Figure 8. Capacitance
VDS, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (Volts)
0
8
16
20
412
Ciss
Coss
Crss
350
50
VGS = 0 V
f = 1 MHz
TJ = 25°C
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.04
0.14
ID, DRAIN CURRENT (AMPS)
25
°C
VGS = 4.5 V
0.09
0.1
0.3
0.5
0.7
150
°C
-55
°C
0.9
1
0.24
0.19
0
0.4
0.8
1.2
1.6
0.04
0.1
0.12
ID, DRAIN CURRENT (AMPS)
VGS = 10 V
0.08
0.06
0.14
0.2
0.6
1
1.4
1.8
2
25
°C
150
°C
-55
°C
0
0.8
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
VGS = 10 V
ID = 2 A
-55
0
50
100
150
0.2
0.4
0.6
1
1.2
1.4
1.6
VGS = 4.5 V
ID = 1 A
0
10
6
2
0
QT, TOTAL GATE CHARGE (pC)
8
4
1000
6000
VDS = 24 V
TJ = 25°C
2000
ID = 2.0 A
3000
5000
4000
TJ = 150°C
-55
°C
25
°C
0.16
1.8
-25
25
75
125
100
150
200
250
300



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com