| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OMAP3530ECBCA bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530ECBCA bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Texas Instruments |
|
59 / 264 page ![]() OMAP3530/25 Applications Processor www.ti.com SPRS507F – FEBRUARY 2008 – REVISED OCTOBER 2009 Table 2-2. Ball Characteristics (CBC Pkg.) (continued) BALL BALL BUFFER PULLUP BALL BALL TOP PIN NAME RESET REL. MODE [4] TYPE [5] RESET RESET REL. POWER [9] HYS [10] STRENG TH /DOWN IO CELL [13] BOTTOM [1] [2] [3] MODE [8] STATE [6] STATE [7] (mA) [11] TYPE [12] F24 NA uart3_rts_sd 0 O H H 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_164 4 IO safe_mode 7 - H24 NA uart3_rx_irrx 0 I H H 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_165 4 IO safe_mode 7 - G24 NA uart3_tx_irtx 0 O H H 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_166 4 IO safe_mode 7 - J23 NA hdq_sio 0 IOD H H 7 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 sys_altclk 1 I i2c2_sccbe 2 O i2c3_sccbe 3 O gpio_170 4 IO safe_mode 7 - AD15 NA i2c4_scl 0 IOD H H 0 vdds Yes 3 PU100/ Open Drain PD100 sys_nvmode 1 O 4 1 safe_mode 7 - 4 W16 NA i2c4_sda 0 IOD H H 0 vdds Yes 3 PU100/ Open Drain PD100 sys_nvmode 1 O 4 2 safe_mode 7 - 4 F3 NA sys_boot0 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_2 4 IO safe_mode 7 - D3 NA sys_boot1 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_3 4 IO safe_mode 7 - C3 NA sys_boot2 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_4 4 IO safe_mode 7 - E3 NA sys_boot3 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_5 4 IO safe_mode 7 - E4 NA sys_boot4 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 mmc2_dir_da 1 O t2 gpio_6 4 IO safe_mode 7 - G3 NA sys_boot5 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 mmc2_dir_da 1 O t3 gpio_7 4 IO safe_mode 7 - D4 NA sys_boot6 0 I Z Z 0 vdds Yes 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_8 4 IO safe_mode 7 - Submit Documentation Feedback TERMINAL DESCRIPTION 59 |