công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP7N95K3 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP7N95K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 950 V, 1.1 Ohm, 7.2 A, TO-220, TO-220FP, TO-247 Zener-protected SuperMESH3 Power MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP7N95K3 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button STP7N95K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP7N95K3 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
STF7N95K3, STP7N95K3, STW7N95K3
Package mechanical data
13/15
Dim.
mm.
Min.
Typ
Max.
A4.855.15
A1
2.20
2.60
b
1.0
1.40
b1
2.0
2.40
b2
3.0
3.40
c0.40
0.80
D19.85
20.15
E
15.45
15.75
e5.45
L
14.20
14.80
L1
3.70
4.30
L2
18.50
øP
3.55
3.65
øR
4.50
5.50
S
5.50
TO-247 Mechanical data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15