| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STI12N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STI12N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 23 page ![]() STD/F/I/P/U12N65M5 Package mechanical data Doc ID 15428 Rev 5 13/23 Table 9. IPAK (TO-251) mechanical data DIM. mm. min. typ max. A 2.20 2.40 A1 0.90 1.10 b 0.64 0.90 b2 0.95 b4 5.20 5.40 B5 0.3 c 0.45 0.60 c2 0.48 0.60 D 6.00 6.20 E 6.40 6.60 e2.28 e1 4.40 4.60 H 16.10 L 9.00 9.40 L1 0.80 1.20 L2 0.80 1.00 V1 10 o |