| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS555CD bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS555CD bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 20 page ![]() TS555 Package information 17/20 5.3 TSSOP8 package information Figure 10. TSSOP8 package mechanical drawing Table 13. TSSOP8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.2 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.177 e 0.65 0.0256 k0° 8° 0° 8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1 0.039 aaa 0.1 0.004 |