công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD977BN bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD977BN
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converter
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD977BN bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button AD977BN Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD977BN Datasheet HTML 20Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 24 page
background image
AD977/AD977A
–16–
REV. D
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
576k
50k
50k
5V
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
576k
50k
50k
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
200
VIN
100
33.2k
2.2 F
2.2 F
R1IN
R2IN
R3IN
REF
AGND2
CAP
AGND1
AD977
576k
50k
50k
BIPOLAR CONNECTION FOR AD977
INPUT
RANGE
STANDARD CONNECTION WITHOUT
OFFSET AND GAIN ADJUST
STANDARD CONNECTION WITH
OFFSET AND GAIN ADJUST
10V
5V
3.33V
5V
5V
5V
5V
5V
Figure 12. AD977 Bipolar Analog Input Configuration



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com