| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT85F2270 bảng dữ liệu(PDF) 197 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT85F2270 bảng dữ liệu(HTML) 197 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
197 / 226 page ![]() Rev. 1.00 197 of ��6 �a� 1�� �01� Standard 8051 8-Bit Flash MCU HT85F2260/HT85F2270/HT85F2280 SPEN = 1 Wr it e Da ta in to SPD AT WC OL =1 ? Cl ea r WC OL Y Tr an sm is si on co mp le t ed ? ( SPI F =1 ? ) N Y R ead D at a fr om S PD AT Cl ea r SPI F Tr an sf er F in is h ed? N Y EN D ma st er o r sl av e ? Ma st er Sl av e A A SPI tr an sf er C onf i gur e CP OL ,C H PA, SSD IS a nd SPR [2 :0 ] MS TR =1 MS TR =0 N SPI Transfer Control Flowchart |