| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT56R656 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT56R656 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
9 / 145 page ![]() Rev. 1.30 8 �a��� �� �013 Rev. 1.30 9 �a��� �� �013 HT56R62/HT56R65 HT56R642/HT56R644/HT56R654/HT56R656 TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU HT56R62/HT56R65 HT56R642/HT56R644/HT56R654/HT56R656 TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU Pin Assignment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34 35 36 37 38 39 48 49 50 51 52 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 HT 56 R6 2 52 Q FP -A 40 41 42 43 44 45 46 47 PA 5 PA 6 PA 7 PB0 /A N0 PB1 /A N1 PB2 /A N2 PB3 /A N3 PB4 /A N4 PB5 /A N5 VSS PD 0/ PW M0 PD 1/ PW M1 PD 2/ PW M2 SE G6 /S DI /S DA SE G7 /S CK /S CL SE G8 /S CS SE G9 /P CL K SE G1 0/ PI NT SE G1 1 SE G1 2 SE G1 3 SE G1 4 SE G1 5 SE G1 6 SE G1 7 SE G1 8 47 46 45 44 43 42 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HT 56 R6 2 64 L QF P- A PA 7 PB 0/ AN 0 PB 1/ AN 1 PB 2/ AN 2 PB 3/ AN 3 PB 4/ AN 4 PB 5/ AN 5 VSS PD 0/ PW M0 PD 1/ PW M1 PD 2/ PW M2 NC PD 4/ IN T0 PD 5/ IN T1 PD 6/ TM R0 NC SEG 3 SEG 4 SEG 5/ SD O SEG 6/ SD I/ SD A SEG 7/ SC K /S CL SEG 8/ SC S SEG 9/ PC LK SEG 10 /P IN T SEG 11 SEG 12 SEG 13 SEG 14 SEG 15 SEG 16 SEG 17 SEG 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34 35 36 37 38 39 48 49 50 51 52 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 HT 56 R6 5 52 Q FP -A 40 41 42 43 44 45 46 47 PA 5 PA 6 PA 7 PB 0/ AN 0 PB 1/ AN 1 PB 2/ AN 2 PB 3/ AN 3 PB 4/ AN 4 PB 5/ AN 5 VS S PD 0/ PW M0 PD 1/ PW M1 PD 2/ PW M2 SEG 17 /S D I/S DA SEG 18 /S CK /S CL SEG 19 /S CS SEG 20 /P CL K SEG 21 /P IN T SEG 22 SEG 23 SEG 24 SEG 25 SEG 26 SEG 27 SEG 28 SEG 29 47 46 45 44 43 42 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HT 56R 642 64 L QF P- A PA 7 PB 0/ AN 0 PB 1/ AN 1 PB 2/ AN 2 PB 3/ AN 3 PB 4/ AN 4 PB 5/ AN 5 PB 6/ AN 6 PB 7/ AN 7 VSS PD 0/ PW M0 PD 1/ PW M1 PD 2/ PW M2 PD 3/ PW M3 PD 4/ IN T0 PD 5/ IN T1 SEG 3 SEG 4 SEG 5 SEG 6 SEG 7 SEG 8 SEG 9 SEG 10 /S DO SEG 11 /S D I/S DA SEG 12 /S CK /S CL SEG 13 /S CS SEG 14 /P CL K SEG 15 /P IN T CO M1 5/ SE G1 6 CO M1 4/ SE G1 7 CO M1 3/ SE G1 8 47 46 45 44 43 42 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HT 56 R6 5 64 L QF P- A PA 7 PB 0/ AN 0 PB 1/ AN 1 PB 2/ AN 2 PB 3/ AN 3 PB 4/ AN 4 PB 5/ AN 5 VSS PD 0/ PW M0 PD 1/ PW M1 PD 2/ PW M2 PD 3/ PW M3 PD 4/ IN T0 PD 5/ IN T1 PD 6/ TM R0 PD 7/ TM R1 SEG 14 SEG 15 SEG 16 /S DO SEG 17 /S D I/S DA SEG 18 /S CK /S CL SEG 19 /S CS SEG 20 /P CL K SEG 21 /P IN T SEG 22 SEG 23 SEG 24 SEG 25 SEG 26 SEG 27 SEG 28 SEG 29 |