công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLR-343VC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện SLR-343VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reflecting small LEDs, directly mountable (3.1mm) (no need for solder modification)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SLR-343VC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  SLR-343VC Datasheet HTML 1Page - Rohm SLR-343VC Datasheet HTML 2Page - Rohm SLR-343VC Datasheet HTML 3Page - Rohm SLR-343VC Datasheet HTML 4Page - Rohm SLR-343VC Datasheet HTML 5Page - Rohm SLR-343VC Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SLR-343 Series
LED lamps
Electrical characteristic curves 1 (red)
20
10
5.0
2.0
1.0
0.5
0.2
0.1
1.5
1.0
2.0
2.5
3.0
50
FORWARD VOLTAGE : VF (V)
Fig.3 Forward current vs.
forward voltage
Ta
=25°C
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
−20
0
20
40
60
80
Fig.4 Luminous intensity vs.
case temperature
CASE TEMPERATURE : TC (
°C)
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.1 0.2
0.5
1
2
510 20
50 100
5
FORWARD CURRENT : IF (mA)
Fig.5 Luminous intensity vs.
forward current
Ta
=25°C
1
1
2
3
4
5
6
10
10
3
10
2
10
4
10
5
Fig.6 Maximum tolerable peak current
vs. pulse duration
PULSE DURATION : tW (
µs)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
1020
304050
60
PEAK FORWARD CURRENT : IF peak (mA)
f
=1kHz
DC
DF
=50%
15%
10%
5%
Fig.7 Luminous intensity
vs. peak forward current
20%
20
10
0
20
30
40
50
60
70
80
90
30
AMBIENT TEMPERATURE : Ta (
°C)
Fig.8 Maximum forward current
vs. ambient temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com