| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151C8T6 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151C8T6 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 121 page ![]() PA15 JTDI TIM2_CH1_ ETR SPI1_NSS SEG17 TIMx_IC4 EVENTOUT PB0 TIM3_CH3 [SEG5] EVENTOUT PB1 TIM3_CH4 [SEG6] EVENTOUT PB2 BOOT1 EVENTOUT PB3 JTDO TIM2_CH2 SPI1_SCK [SEG7] EVENTOUT PB4 JTRST TIM3_CH1 SPI1_MISO [SEG8] EVENTOUT PB5 TIM3_CH2 I2C1_ SMBA SPI1_MOSI [SEG9] EVENTOUT PB6 TIM4_CH1 I2C1_SCL USART1_ TX EVENTOUT PB7 TIM4_CH2 I2C1_SDA USART1_ RX EVENTOUT PB8 TIM4_CH3 TIM10_CH1* I2C1_SCL SEG16 EVENTOUT PB9 TIM4_CH4 TIM11_CH1* I2C1_SDA [COM3] EVENTOUT PB10 TIM2_CH3 I2C2_SCL USART3_ TX SEG10 EVENTOUT PB11 TIM2_CH4 I2C2_SDA USART3_ RX SEG11 EVENTOUT PB12 TIM10_CH1 I2C2_ SMBA SPI2_NSS USART3_ CK SEG12 EVENTOUT PB13 TIM9_CH1 SPI2_SCK USART3_ CTS SEG13 EVENTOUT PB14 TIM9_CH2 SPI2_MISO USART3_ RTS SEG14 EVENTOUT PB15 RTC_REFIN TIM11_CH1 SPI2_MOSI SEG15 EVENTOUT PC0 SEG18 TIMx_IC1 EVENTOUT PC1 SEG19 TIMx_IC2 EVENTOUT Table 10. Alternate function input/output (continued) Port name Digital alternate function number AFIO0 AFIO1 AFIO2 AFIO3 AFIO4 AFIO5 AFOI6 AFIO7 AFIO8 AFIO9 AFIO10 AFIO11 AFIO12 AFIO13 AFIO14 AFIO15 Alternate function SYSTEM TIM2 TIM3/4 TIM9/10/11 I2C1/2 SPI1/2 N/A USART 1/2/3 N/A N/A USB LCD N/A N/A RI SYSTEM |