| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F407IGH6 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407IGH6 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 185 page ![]() DocID022152 Rev 4 49/185 STM32F405xx, STM32F407xx Pinouts and pin description 27 H7 36 47 R4 57 PB1 I/O FT (4) TIM3_CH4 / TIM8_CH3N/ OTG_HS_ULPI_D2/ ETH_MII_RXD3 / TIM1_CH3N/ EVENTOUT ADC12_IN9 28 J7 37 48 M6 58 PB2/BOOT1 (PB2) I/O FT EVENTOUT - - - 49 R6 59 PF11 I/O FT DCMI_D12/ EVENTOUT - - - 50 P6 60 PF12 I/O FT FSMC_A6/ EVENTOUT -- - 51 M8 61 VSS S -- - 52 N8 62 VDD S - - - 53 N6 63 PF13 I/O FT FSMC_A7/ EVENTOUT - - - 54 R7 64 PF14 I/O FT FSMC_A8/ EVENTOUT - - - 55 P7 65 PF15 I/O FT FSMC_A9/ EVENTOUT - - - 56 N7 66 PG0 I/O FT FSMC_A10/ EVENTOUT - - - 57 M7 67 PG1 I/O FT FSMC_A11/ EVENTOUT - G63858 R8 68 PE7 I/O FT FSMC_D4/TIM1_ETR/ EVENTOUT - H6 39 59 P8 69 PE8 I/O FT FSMC_D5/ TIM1_CH1N/ EVENTOUT - J6 40 60 P9 70 PE9 I/O FT FSMC_D6/TIM1_CH1/ EVENTOUT -- - 61 M9 71 VSS S -- - 62 N9 72 VDD S - F6 41 63 R9 73 PE10 I/O FT FSMC_D7/TIM1_CH2N/ EVENTOUT - J5 42 64 P10 74 PE11 I/O FT FSMC_D8/TIM1_CH2/ EVENTOUT - H543 65R10 75 PE12 I/O FT FSMC_D9/TIM1_CH3N/ EVENTOUT - G54466 N11 76 PE13 I/O FT FSMC_D10/TIM1_CH3/ EVENTOUT Table 7. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |