công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103VDT6 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103VDT6
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103VDT6 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103VDT6 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F103VDT6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 130 page
background image
Electrical characteristics
STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE
94/130
Doc ID 14611 Rev 8
Figure 48.
I2C bus AC waveforms and measurement circuit
1.
Measurement points are done at CMOS levels: 0.3VDD and 0.7VDD.
ai14149c
START
SDA
100
4.7k
I2C bus
4.7k
100
VDD
VDD
STM32F103xx
SDA
SCL
tf(SDA)
tr(SDA)
SCL
th(STA)
tw(SCLH)
tw(SCLL)
tsu(SDA)
tr(SCL)
tf(SCL)
th(SDA)
S TART REPEATED
START
tsu(STA)
tsu(STO)
S TOP
tw(STO:STA)
Table 52.
SCL frequency (fPCLK1= 36 MHz.,VDD = 3.3 V)
(1)(2)
1.
RP = External pull-up resistance, fSCL = I
2C speed.
2.
For speeds around 200 kHz, the tolerance on the achieved speed is of
±5%. For other speed ranges, the
tolerance on the achieved speed
±2%. These variations depend on the accuracy of the external
components used to design the application.
fSCL (kHz)
I2C_CCR value
RP = 4.7 kΩ
400
0x801E
300
0x8028
200
0x803C
100
0x00B4
50
0x0168
20
0x0384



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com