công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103TBU6 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103TBU6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 64 or 128 KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs, 9 com. interfaces
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103TBU6 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103TBU6 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32F103TBU6 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 105 page
background image
Electrical characteristics
STM32F103x8, STM32F103xB
44/105
Doc ID 13587 Rev 15
Table 15.
Maximum current consumption in Sleep mode, code running from Flash
or RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Max(1)
1.
based on characterization, tested in production at VDD max, fHCLK max with peripherals enabled.
Unit
TA = 85 °C
TA = 105 °C
IDD
Supply current in
Sleep mode
External clock(2), all
peripherals enabled
2.
External clock is 8 MHz and PLL is on when fHCLK > 8 MHz.
72 MHz
30
32
mA
48 MHz
20
20.5
36 MHz
15.5
16
24 MHz
11.5
12
16 MHz
8.5
9
8 MHz
5.5
6
External clock(2), all
peripherals disabled
72 MHz
7.5
8
48 MHz
6
6.5
36 MHz
5
5.5
24 MHz
4.5
5
16 MHz
4
4.5
8 MHz
3
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com