công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF301B2STL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện RF301B2STL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Recovery Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RF301B2STL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  RF301B2STL Datasheet HTML 1Page - Rohm RF301B2STL Datasheet HTML 2Page - Rohm RF301B2STL Datasheet HTML 3Page - Rohm RF301B2STL Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RF301B2S
Electrical characteristics curves
0
50
100
150
200
250
300
8.3ms
Ifsm
1cyc
0.001
0.01
0.1
1
10
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Ta=150
C
Ta=125
C
Ta=75C
Ta=25
C
Ta=-25
C
840
850
860
870
880
890
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
10000
0
50
100
150
200
Ta=150
C
Ta=75
C
Ta=-25
C
Ta=125
C
Ta=25
C
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
AVE:99.4pF
Ta=25
C
f=1MHz
VR=0V
n=10pcs
1
10
100
0
102030
f=1MHz
0
5
10
15
20
25
30
AVE:13.7ns
Ta=25
C
IF=0.5A
IR=1A
Irr=0.25*IR
n=10pcs
1
10
100
1000
1
10
100
8.3ms
Ifsm
1cyc
8.3ms
FORWARD VOLTAGE : VF(mV)
VF-IF CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE : VR(V)
VR-Ct CHARACTERISTICS
Ta=25
C
VR=200V
n=30pcs
AVE:4.60nA
AVE:859.4mV
Ta=25
C
IF=3A
n=30pcs
VF DISPERSION MAP
IR DISPERSION MAP
Ct DISPERSION MAP
IFSM DISPERSION MAP
NUMBER OF CYCLES
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS
trr DISPERSION MAP
AVE:126.0A
2/3
2011.05 - Rev.D



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com