| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC24FJ64GA006 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC24FJ64GA006 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 258 page ![]() PIC24FJ128GA010 FAMILY DS39747F-page 4 2005-2012 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams (Continued)) 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 65 64 63 62 61 60 59 56 17 18 19 21 22 1 72 71 70 69 68 67 66 75 74 73 58 57 24 23 25 55 54 53 52 51 SOSCI/CN1/RC13 OC1/RD0 IC3/PMCS2/RD10 IC2/RD9 IC1/RTCC/RD8 IC4/PMCS1/RD11 INT4/RA15 INT3/RA14 OSC2/CLKO/RC15 OSC1/CLKI/RC12 VDD SCL1/RG2 SCK1/INT0/RF6 SDI1/RF7 SDO1/RF8 SDA1/RG3 U1RX/RF2 U1TX/RF3 VSS SOSCO/T1CK/CN0/RC14 PMD5/RE5 PMD6/RE6 PMD7/RE7 T2CK/RC1 T3CK/RC2 T4CK/RC3 T5CK/RC4 PMA5/SCK2/CN8/RG6 VDD TMS/RA0 INT1/RE8 INT2/RE9 C1IN+/AN5/CN7/RB5 C1IN-/AN4/CN6/RB4 C2IN+/AN3/CN5/RB3 C2IN-/AN2/SS1/CN4/RB2 PMA4/SDI2/CN9/RG7 PMA3/SDO2/CN10/RG8 PGC1/EMUC1/AN1/CN3/RB1 PGD1/EMUD1/AN0/CN2/RB0 VDD RG15 PMA2/SS2/CN11/RG9 MCLR TDO/RA5 SDA2/RA3 SCL2/RA2 VSS VSS TDI/RA4 100-Pin TQFP PIC24FJXXGA010 PIC24FJXXXGA010 Legend: Shaded pins indicate pins that are tolerant to up to +5.5 VDC. |