công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S180K25SL0P6. bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện S180K25SL0P6.
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 1 kVDC, 2 kVDC, 3 kVDC and 6 kVDC, General Purpose
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

S180K25SL0P6. bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  S180K25SL0P6. Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix S180K25SL0P6. Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: CDC@vishay.com
Document Number: 28515
60
Revision: 07-Jan-10
S Series
Vishay BCcomponents
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2,
1 kVDC, 2 kVDC, 3 kVDC and 6 kVDC, General Purpose
Notes
(1) Cumulative pitch error: ±
≤ 1 mm/20 pitches
(2) Obliquity maximum 3°
REEL AND TAPE DATA in millimeters
DIMENSIONS OF TAPE
SYMBOL
PARAMETER
DIMENSIONS (mm)
NOMINAL
TOLERANCE
D
Body diameter
11.0 maximum
-
d
Lead diameter
0.6
± 0.05
P
Pitch between capacitors
12.7
± 1.0
P0 (1)
Feed-hole pitch
12.7
± 0.3
ΔP
Plane deviation
1.0 maximum
-
P1 (2)
Feed-hole center to lead center
3.85
± 0.7
P2 (2)
Feed-hole center to component center
6.35
± 1.3
F
Lead spacing
5.0
0.6
- 0.4
Δh
Component alignment
0
± 1.0
W
Tape width
18.0
1.0
- 0.5
W0
Hold-down tape width
5.0 minimum
-
W1
Hole position
9.0
0.75
- 0.5
W2
Hold-down tape margin
3.0 maximum
-
H0
Height to seating plane
16.0
± 0.5
H1
Maximum component height
32.0
-
e
Lead end protrusion
1.0 maximum
-
L
Maximum length of snipped lead
11.0
-
D0
Feed-hole diameter
4.0
± 0.2
t
Total tape thickness
0.9 maximum
-
t1
Maximum thickness of tape and wires
1.5 maximum
-
45 max.
28 ± 1.5
355.6 ± 2.0
51 max.
8.0
Reel with capacitors on tape
290
335
50
Ammopack with capacitors on tape



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com