công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1316MT bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1316MT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Supervisor
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1316MT bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1316MT Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP1316MT Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 52 page
background image
 2005-2012 Microchip Technology Inc.
DS21985D-page 21
MCP131X/2X
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 k (only MCP1316;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-45:
Normalized Watchdog Time-
Out Period vs. Temperature (MCP1318M-4.6).
FIGURE 2-46:
Normalized Watchdog Time-
Out Period vs. Temperature (MCP1319-2.9).
FIGURE 2-47:
Normalized Watchdog Time-
Out Period vs. Temperature (MCP1316-2.0).
FIGURE 2-48:
Max VDD Transient Duration
vs. Reset Threshold Overdrive.
FIGURE 2-49:
“M” Part Number Pull-up
Characteristics (MCP1318M-4.6).
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
`
MCP1318M-4.6
MCP1319 does not
have a Watchdog Timer
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
-100
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
`
MCP1316-2.0
0
100
200
300
400
500
600
0.001
0.01
0.1
1
10
Reset Threshold Overdrive (V) V
TRIPMin - VDD
VRST=2.0V
VRST=2.9V
VRST=4.6V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com