công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9735-EB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9735-EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-/12-/14-Bit, 1200 MSPS DACS
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9735-EB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD9735-EB Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9735-EB Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 72 page
background image
AD9734/AD9735/AD9736
Rev. A | Page 5 of 72
AD9736
AD9735
AD9734
Parameter
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Static, No Clock
IAVDD33
25
25
25
mA
ICVDD18
8
8
8
mA
IDVDD33
10
10
10
mA
IDVDD18
2
2
2
mA
FIR Bypass (1×) Mode
133
133
133
mW
Sleep Mode, No Clock
IAVDD33
2.5
3.15
2.5
3.15
2.5
3.15
mA
FIR Bypass (1×) Mode
59
65
59
65
59
65
mW
Power-Down Mode3
IAVDD33
0.01
0.13
0.01
0.13
0.01
0.13
mA
ICVDD18
0.02
0.12
0.02
0.12
0.02
0.12
mA
IDVDD33
0.01
0.12
0.01
0.12
0.01
0.12
mA
IDVDD18
0.01
0.11
0.01
0.11
0.01
0.11
mA
FIR Bypass (1×) Mode
0.12
1.24
0.12
1.24
0.12
1.24
mW
1 Default band gap adjustment (Reg. 0x0E <2:0> = 0x0).
2 Use an external amplifier to drive any external load.
3 Typical wake-up time is 8 μs with recommended 1 nF capacitor on VREF pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72