công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTR-K3LAB024W-PV bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện FTR-K3LAB024W-PV
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER RELAY 1 POLE - 32A, 1.5mm contact gap latching relay
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

FTR-K3LAB024W-PV bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - fujitsu semiconductor

  FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 1Page - fujitsu semiconductor FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 2Page - fujitsu semiconductor FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 3Page - fujitsu semiconductor FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 4Page - fujitsu semiconductor FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 5Page - fujitsu semiconductor FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 6Page - fujitsu semiconductor FTR-K3LAB024W-PV Datasheet HTML 7Page - fujitsu semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
FTR-K1 SERIES
n
COIL RATING
Coil
Code
Rated Coil
Voltage
(VDC)
Coil Resistance
+/- 10% (Ohm)
Must Set
Voltage
(VDC) *
Must Reset
Voltage
(VDC) *
Max. Set/Reset
Voltage
(VDC)
Rated Power
(mW)
005
5
P 21
+4.0
-
9.0
1,200
S 21
-
+4.0
006
6
P 30
+5.4
-
10.8
S 30
-
+5.4
012
12
P 120
+9.6
-
21.6
S 120
-
+9.6
024
24
P 480
+19.2
-
43.2
S 480
-
+19.2
Type
Compliance
Contact rating
UL
UL 508
Flammability: UL 94-V0 (plastics)
32A, 277VAC
(General use at 60 °C)
CSA 22.2 No.14 (by cULus)
VDE
IEC61810-1
32A, 250VAC (cos
φ = 0.8) at +85 °C
n
SAFETY STANDARDS
Note: All values in the table are valid for 20°C and zero contact current.
*Specifiedoperatevaluesarevalidforpulsewavevoltage.
FTR-K3L-PV SERIES
P: Set coil
S: Reset coil



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com